Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

ST02-280F1 Datasheet(Fiches technique) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Numéro de pièce ST02-280F1
Description  Single Zener Diode
Télécharger  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Site Internet  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST02-280F1 Datasheet(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST02-280F1 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-280F1 Datenblatt HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-280F1 Datenblatt HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-280F1 Datenblatt HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
www.
s
hi
ndengen.
co.
j
p/
pr
oduct
/
s
emi
/
U180-p2014.01〉)
外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺
印仕様をご確認下さい。
Fordet
ai
l
soft
heout
l
i
nedi
mensi
ons,r
ef
ert
oourweb si
t
e.Asf
ort
he
mar
ki
ng,r
ef
ert
ot
hespeci
f
i
cat
i
on"Mar
ki
ng,Ter
mi
nalConnect
i
on".
ST02-
280F1
280V
Si
ngl
eZenerDi
ode
PowerZenerDi
ode
単位
Uni
t
規格値
Rat
i
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
I
t
em
-55~175
Tstg
保存温度
St
or
ageTemper
at
ur
e
175
Tj
接合部温度
Oper
at
i
ngJunct
i
onTemper
at
ur
e
A
0.
5
10/1000μs非繰り返し
10/
1000µsNon-
r
epet
i
t
i
ve
IRSM
せん頭サージ逆電流
Maxi
mum Sur
geRever
seCur
r
ent
W
200
10/1000μs非繰り返し
10/
1000µsNon-
r
epet
i
t
i
ve
PRSM
せん頭サージ逆電力
Maxi
mum Sur
geRever
sePower
V
230
VRM
連続印加電圧
Maxi
mum Rever
seVol
t
age
V
MIN
250
MAX
300
IR=1mA
VBR
動作開始電圧
Br
eakdownVol
t
age
μA
MAX
5.
0
パルス測定
Pul
semeasur
ement
VR=230V,
IR
逆電流
Rever
seCur
r
ent
℃/W
MAX
23
接合部・リード間,プリント基板実装
Junct
i
ont
ol
ead,Ongl
ass-
epoxysubst
r
at
e
θjl
熱抵抗
Ther
malResi
st
ance
MAX
157
接合部・周囲間,プリント基板実装
Junct
i
ont
oambi
ent
,Ongl
ass-
epoxysubst
r
at
e
θja
●電気的・熱的特性 El
ect
r
i
calChar
act
er
i
st
i
cs
指定のない場合は Tl=25℃/unlessotherwisespecified)
■定格表 RATI
NGS
●絶対最大定格 Absol
ut
eMaxi
mum Rat
i
ngs
指定のない場合は Tl=25℃/unlessotherwisespecified)
Uni
t
:mm
■外観図 OUTLI
NE
Package:1F
Cathode mark
カソードマーク
5.0
Control No.
管理番号(例)
ロット記号(例)
Type No.
品名略号
Date code
特長
Wクラス
小型
SMD
車載用途も対応可能
Feat
ur
e
1W Cl
ass
Smal
lSMD
Avai
l
abl
ef
oraut
omot
i
veuse
Time〔μs〕
10
1000
※Ipp定義
Ipp Definition
Ipp
Ipp
Title:新電元 _diode2014-02.ec9 Page:26
Date: 2014/01/30 Thu 16:49:55


Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn