Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF9N50YDTU Fiches technique(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF9N50YDTU
Description  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF9N50YDTU Fiches technique(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF9N50YDTU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N50YDTU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N50YDTU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N50YDTU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N50YDTU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N50YDTU Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N50YDTU Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N50YDTU Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)#*+,-.-Ω, / 
+0.,1..,1µ -2-/ 
"  !"  ..µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





B)
 B>) 
)+()5+1%(µ'
%((


)
∆B)
6∆
B>) 
 
5+1%(µ'* 1%7

( %%

)67
5
C:) 
)+%(())+()


.
µ'
)+8(()+.1%7


.(
µ'
5
:B/>
)+&())+()


.((
'
5
:B/>*!
)+&())+()


.((
'
 
)
: ) 
)+)5+1%(µ'
& (

% (
)
*
  
* 
)+.()5+1 <%'

( %2
( ,&

   
)+%()5+1 <%'

% 8


 

5  
)+1%))+()
+. (D#


..((
.8%(


  

.<(
1.(


*!  

1(
&(

   

 
)+1%()5+E ('
*+1%Ω


1%
<(


*

E%
1((


 

%%
.1(


 

<(
.&(

F
 :
)+8(()5+E ('
)+.()


12
&<

F
: 

, (


F
:

.1 %


     
5
A 


% &
'
5
A9  


1.
'
)
 ) 
)+()5+% &'


. 8
)

*!* !
)+()5+E ('
56+.(('6µ

&((


F
*!* !

1 1

µ


Numéro de pièce similaire - FQPF9N50YDTU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF9N50 FAIRCHILD-FQPF9N50 Datasheet
717Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50 FAIRCHILD-FQPF9N50 Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF9N50 ISC-FQPF9N50 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF9N50C FAIRCHILD-FQPF9N50C Datasheet
845Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50C FAIRCHILD-FQPF9N50C Datasheet
620Kb / 17P
   PFCPWM Combination Controller
More results

Description similaire - FQPF9N50YDTU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com