Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF3708 Fiches technique(PDF) 11 Page - International Rectifier

No de pièce IRF3708
Description  High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3708 Fiches technique(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button IRF3708 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3708 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3708 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3708 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3708 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3708 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3708 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3708 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF3708 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
Note: For the most current drawings please refer to the IR website at:
http://www.irf.com/package/


Numéro de pièce similaire - IRF3708

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF3708 IRF-IRF3708 Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF3708 KERSEMI-IRF3708 Datasheet
1Mb / 10P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3708 ISC-IRF3708 Datasheet
339Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3708L IRF-IRF3708L Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF3708L KERSEMI-IRF3708L Datasheet
1Mb / 10P
   SMPS MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com