Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SL2216004 Fiches technique(PDF) 1 Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors |
|
SL2216004 Fiches technique(HTML) 1 Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors |
1 / 2 page Data Sheet SL22 16004 Mechanical Specifications (mm) Electrical Specifications Max Steady State Current upto 65°c: 4.00 A J 100 Max Rec. Energy Rating: Actual Failure Instantaneous Energy: 250 J Ω 0.25 Resistance @ 100% Max Current: Resistance @ 50% Max Current: 0.64 Ω °c 157.00 Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: 38.0 mw/°c Sec. 94 Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): I D: 22.0 max max 7.0 T: Lead Diameter 1.0 nom nom 7.8 S: L: 38.0 nom max 4.0 Coating Lead Run Down (straight Leads) B: 9.00 nom nom 3.10 C: µf 6,500 Maximum Capacitance @ 120 VAC: Maximum Capacitance @ 240 VAC: µf 1,500 ± ± ± ± ± ± ± ± ISO9001:2008 Certified File: E209153 Resistance: 16.0 Ω ± 20 % SL22 16004 11/11/2008 Erin Landis Mehdi Samii Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Date: Approved By: a Revison: |
Numéro de pièce similaire - SL2216004_14 |
|
Description similaire - SL2216004_14 |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |