Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SL324R023 Fiches technique(PDF) 1 Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors |
|
SL324R023 Fiches technique(HTML) 1 Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors |
1 / 2 page Data Sheet SL32 4R023 Mechanical Specifications (mm) Electrical Specifications Max Steady State Current upto 65°c: 23.00 A J 200 Max Rec. Energy Rating: Actual Failure Instantaneous Energy: 448 J Ω 0.02 Resistance @ 100% Max Current: Resistance @ 50% Max Current: 0.07 Ω °c 236.00 Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: 65.4 mw/°c Sec. 208 Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): G D: 31.0 max max 6.3 T: Lead Diameter 1.3 nom nom 7.8 S: L: 38.0 nom max 5.0 Coating Lead Run Down (straight Leads) B: 7.80 nom nom 4.33 C: µf 13,893 Maximum Capacitance @ 120 VAC: Maximum Capacitance @ 240 VAC: µf 3,473 ± ± ± ± ± ± ± ± ISO9001:2008 Certified Resistance: 4.0 Ω ± 20 % SL32 4R023 11/11/2008 Erin Landis Mehdi Samii Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Date: Approved By: a Revison: |
Numéro de pièce similaire - SL324R023 |
|
Description similaire - SL324R023 |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |