Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SMAJ54 Fiches technique(PDF) 3 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
SMAJ54 Fiches technique(HTML) 3 Page - EIC discrete Semiconductors |
3 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at Ta = 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Working Peak Maximum Maximum Maximum Breakdown Voltage @ IT Reverse Reverse Peak Impulse Clamping ( Note 1 ) Voltage Leakage Surge Current Voltage @ IPPM @ VWM (Note 1) (Note 1) VBR (V) IT VWM ID IPPM VC Min. Max. (mA) (V) (µA) (A) (V) SMAJ33 S039 36.7 44.9 1.0 33 5.0 6.8 59.0 SMAJ33A S539 36.7 40.6 1.0 33 5.0 7.5 53.3 SMAJ36 S042 40.0 48.9 1.0 36 5.0 6.2 64.3 SMAJ36A S542 40.0 44.2 1.0 36 5.0 6.9 58.1 SMAJ40 S047 44.4 54.3 1.0 40 5.0 5.6 71.4 SMAJ40A S547 44.4 49.1 1.0 40 5.0 6.2 64.5 SMAJ43 S050 47.8 58.4 1.0 43 5.0 5.2 76.7 SMAJ43A S550 47.8 52.8 1.0 43 5.0 5.7 69.4 SMAJ45 S053 50.0 61.1 1.0 45 5.0 5.0 80.3 SMAJ45A S553 50.0 55.3 1.0 45 5.0 5.5 72.7 SMAJ48 S056 53.3 65.1 1.0 48 5.0 4.7 85.5 SMAJ48A S556 53.3 58.9 1.0 48 5.0 5.2 77.4 SMAJ51 S060 56.7 69.3 1.0 51 5.0 4.4 91.1 SMAJ51A S560 56.7 62.7 1.0 51 5.0 4.9 82.4 SMAJ54 S063 60.0 73.3 1.0 54 5.0 4.2 96.3 SMAJ54A S563 60.0 66.3 1.0 54 5.0 4.6 87.1 SMAJ58 S068 64.4 78.7 1.0 58 5.0 3.9 103.0 SMAJ58A S568 64.4 71.2 1.0 58 5.0 4.3 93.6 SMAJ60 S071 66.7 81.5 1.0 60 5.0 3.7 107 SMAJ60A S571 66.7 73.7 1.0 60 5.0 4.1 96.8 SMAJ64 S075 71.1 86.4 1.0 64 5.0 3.5 114 SMAJ64A S575 71.1 78.6 1.0 64 5.0 3.9 103 SMAJ70 S082 77.8 95.1 1.0 70 5.0 3.2 125 SMAJ70A S582 77.8 86 1.0 70 5.0 3.5 113 SMAJ75 S088 83.3 102 1.0 75 5.0 3.0 134 SMAJ75A S588 83.3 92.1 1.0 75 5.0 3.3 121 SMAJ78 S091 86.7 106 1.0 78 5.0 2.9 139 SMAJ78A S591 86.7 95.8 1.0 78 5.0 2.2 126 SMAJ85 S099 94.4 115 1.0 85 5.0 2.6 151 SMAJ85A S599 94.4 104 1.0 85 5.0 2.9 137 SMAJ90 S0B1 100 122 1.0 90 5.0 2.5 160 SMAJ90A S5B1 100 111 1.0 90 5.0 2.7 146 SMAJ100 S0B2 111 136.0 1.0 100 5.0 2.2 179 SMAJ100A S5B2 111 123.0 1.0 100 5.0 2.5 162 SMAJ110 S0B3 122 149 1.0 110 5.0 2.0 196 SMAJ110A S5B3 122 135 1.0 110 5.0 2.3 177 SMAJ120 S0B4 133 163.0 1.0 120 5.0 1.9 214 SMAJ120A S5B4 133 147.0 1.0 120 5.0 2.0 193 SMAJ130 S0B5 144 176 1.0 130 5.0 1.7 231 SMAJ130A S5B5 144 159 1.0 130 5.0 1.9 209 SMAJ150 S0B8 167 204 1.0 150 5.0 1.5 268 SMAJ150A S5B8 167 185 1.0 150 5.0 1.6 243 SMAJ160 S0B9 178 218.0 1.0 160 5.0 1.4 287 SMAJ160A S5B9 178 197.0 1.0 160 5.0 1.5 259 SMAJ170 S0D0 189 231 1.0 170 5.0 1.3 304 SMAJ170A S5D0 189 209 1.0 170 5.0 1.4 275 Note: ( 1 ) Peak pulse power waveform is 10/1000 µs. TYPE Marking Code |
Numéro de pièce similaire - SMAJ54 |
|
Description similaire - SMAJ54 |