Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L7806ABV Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce L7806ABV
Description  Positive voltage regulator ICs
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7806ABV Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L7806ABV Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L7806ABV Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L7806ABV Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L7806ABV Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L7806ABV Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L7806ABV Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L7806ABV Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L7806ABV Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L7806ABV Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 58 page
background image
Contents
Positive voltage regulator ICs
2/58
DocID2143 Rev 32
Contents
1
Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4
Test circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.1
Design consideration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7
Typical performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
10
Order codes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
11
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57


Numéro de pièce similaire - L7806ABV

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
L7806ABV STMICROELECTRONICS-L7806ABV Datasheet
108Kb / 17P
   PRECISION 1A REGULATORS
L7806ABV STMICROELECTRONICS-L7806ABV Datasheet
373Kb / 28P
   Precision 1A regulators
L7806ABV STMICROELECTRONICS-L7806ABV Datasheet
780Kb / 26P
   Precision 1 A regulators
L7806ABV STMICROELECTRONICS-L7806ABV Datasheet
2Mb / 57P
   Positive voltage regulator ICs
March 2013 Rev 31
L7806ABV STMICROELECTRONICS-L7806ABV Datasheet
1Mb / 58P
   Positive voltage regulator ICs
March 2014 Rev 32
More results

Description similaire - L7806ABV

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
CD00000444 STMICROELECTRONICS-CD00000444 Datasheet
1Mb / 58P
   Positive voltage regulator ICs
March 2014 Rev 32
L7808CV-DG STMICROELECTRONICS-L7808CV-DG Datasheet
1Mb / 57P
   Positive voltage regulator ICs
September 2012 Rev 30
L7824CV-DG STMICROELECTRONICS-L7824CV-DG Datasheet
2Mb / 57P
   Positive voltage regulator ICs
L7815CV-DG STMICROELECTRONICS-L7815CV-DG Datasheet
1Mb / 57P
   Positive voltage regulator ICs
L7824ABD2T STMICROELECTRONICS-L7824ABD2T Datasheet
2Mb / 57P
   Positive voltage regulator ICs
March 2013 Rev 31
L7805CT STMICROELECTRONICS-L7805CT Datasheet
1Mb / 57P
   Positive voltage regulator ICs
L7805CT STMICROELECTRONICS-L7805CT Datasheet
1Mb / 57P
   Positive voltage regulator ICs
L78 STMICROELECTRONICS-L78_V01 Datasheet
1Mb / 55P
   Positive voltage regulator ICs
Rev 36 - September 2018
L7812ABV-DG STMICROELECTRONICS-L7812ABV-DG Datasheet
2Mb / 57P
   Positive voltage regulator ICs
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SE78XX SECOS-SE78XX_15 Datasheet
422Kb / 5P
   Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com