Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7706TRPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7706TRPBF
Description  Ultra Low On-Resistance
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7706TRPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF7706TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7706TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7706TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7706TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7706TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7706TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7706TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7706TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRF7706PbF
6
www.irf.com
Fig 13. Typical On-Resistance Vs.
Drain Current
Fig 12. Typical On-Resistance Vs.
Gate Voltage
Fig 14b. Gate Charge Test Circuit
Fig 14a. Basic Gate Charge Waveform
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
-ID , Drain Current ( A )
0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
VGS = -4.5V
VGS = -10V
D.U.T.
VDS
ID
IG
-3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
-VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0.000
0.020
0.040
0.060
ID = -7.0A


Numéro de pièce similaire - IRF7706TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7706 IRF-IRF7706 Datasheet
152Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7706GPBF IRF-IRF7706GPBF Datasheet
240Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF7706PBF IRF-IRF7706PBF Datasheet
244Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
More results

Description similaire - IRF7706TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7424 IRF-IRF7424 Datasheet
229Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7425TR IRF-IRF7425TR Datasheet
94Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF3004WL ETC2-AUIRF3004WL Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN7107 ETC2-AUIRFN7107 Datasheet
544Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN8401 ETC2-AUIRFN8401 Datasheet
617Kb / 11P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1010E KERSEMI-IRF1010E Datasheet
786Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF1404S KERSEMI-IRF1404S Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7311 KERSEMI-IRF7311 Datasheet
677Kb / 7P
   Ultra Low On-Resistance
IRFR5505 KERSEMI-IRFR5505 Datasheet
720Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
IRF7751PBF IRF-IRF7751PBF Datasheet
244Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF_15 Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com