Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7413GTRPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7413GTRPBF
Description  Generation V Technology
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7413GTRPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7413GTRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF7413GPbF
www.irf.com
6
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
o
ID
TOP
BOTTOM
3.3A
6.0A
7.3A


Numéro de pièce similaire - IRF7413GTRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7413GPBF IRF-IRF7413GPBF Datasheet
264Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
More results

Description similaire - IRF7413GTRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7313TRPBF IRF-IRF7313TRPBF Datasheet
210Kb / 7P
   Generation V Technology
IRF7389TRPBF IRF-IRF7389TRPBF Datasheet
264Kb / 10P
   Generation V Technology
IRF7309TRPBF IRF-IRF7309TRPBF Datasheet
2Mb / 11P
   GENERATION V TECHNOLOGY
IRF7304TR IRF-IRF7304TR Datasheet
115Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7501TRPBF IRF-IRF7501TRPBF Datasheet
184Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7403TRPBF IRF-IRF7403TRPBF Datasheet
119Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7406TRPBF IRF-IRF7406TRPBF Datasheet
240Kb / 9P
   Generation V Technology
IRLML6302TR IRF-IRLML6302TR Datasheet
285Kb / 8P
   generation v technology
IRF7343TRPBF IRF-IRF7343TRPBF Datasheet
225Kb / 10P
   generation v technology
IRF7306TR IRF-IRF7306TR Datasheet
116Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7389PBF IRF-IRF7389PBF_15 Datasheet
264Kb / 10P
   GENERATION V TECHNOLOGY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com