Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FMEN-230A Fiches technique(PDF) 4 Page - Sanken electric

No de pièce FMEN-230A
Description  High Voltage Schottky Barrier Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANKEN [Sanken electric]
Site Internet  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

FMEN-230A Fiches technique(HTML) 4 Page - Sanken electric

  FMEN-230A Datasheet HTML 1Page - Sanken electric FMEN-230A Datasheet HTML 2Page - Sanken electric FMEN-230A Datasheet HTML 3Page - Sanken electric FMEN-230A Datasheet HTML 4Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
http://www.sanken-ele.co.jp
FMEN-230A
Mar. 2008
High Voltage Schottky Barrier Rectifier
Copy Right: SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.
Page 4
SANKEN ELECTRIC
Outline drawings, mm
tolerance:±0.2
Connection Diagram
1
2
3
① ② ③


Numéro de pièce similaire - FMEN-230A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanken electric
FMEN-230A SANKEN-FMEN-230A Datasheet
206Kb / 4P
   High Voltage Schottky Barrier Rectifier
More results

Description similaire - FMEN-230A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanken electric
FMEN-230A SANKEN-FMEN-230A Datasheet
206Kb / 4P
   High Voltage Schottky Barrier Rectifier
logo
Inchange Semiconductor ...
VF20150S-E3 ISC-VF20150S-E3 Datasheet
303Kb / 2P
   High Voltage Barrier Schottky Rectifier
logo
Diodes Incorporated
PDS5100H DIODES-PDS5100H_10 Datasheet
99Kb / 5P
   5A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30471 Rev. 20 - 2
PDS4150 DIODES-PDS4150_10 Datasheet
98Kb / 5P
   4A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30473 Rev. 12 - 2
PDS5100 DIODES-PDS5100_10 Datasheet
101Kb / 5P
   5A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30483 Rev. 10 - 2
DFLS1200 DIODES-DFLS1200_08 Datasheet
86Kb / 3P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
B1100B-13 DIODES-B1100B-13 Datasheet
101Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
B370-13 DIODES-B370-13 Datasheet
114Kb / 4P
   3.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
B2100-13 DIODES-B2100-13 Datasheet
110Kb / 4P
   2.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
MBRM5100-13-F DIODES-MBRM5100-13-F Datasheet
105Kb / 3P
   5A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com