Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLML0060PBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRLML0060PBF
Description  HEXFETPower MOSFET Load/ System Switch
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLML0060PBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRLML0060PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLML0060PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLML0060PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLML0060PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLML0060PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLML0060PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLML0060PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLML0060PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLML0060PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRLML0060TRPbF
4
www.irf.com
Fig 6. Typical Gate Charge vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
01
234
56
7
QG, Total Gate Charge (nC)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
VDS= 48V
VDS= 30V
VDS= 12V
ID= 2.7A
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1
10
100
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V
0
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
TA = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
100μsec
1msec
10msec


Numéro de pièce similaire - IRLML0060PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLML0060PBF IRF-IRLML0060PBF Datasheet
205Kb / 10P
   Industry-standard pinout
IRLML0060PBF IRF-IRLML0060PBF_15 Datasheet
205Kb / 10P
   Industry-standard pinout
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com