Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7749L2TR1PBF Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7749L2TR1PBF
Description  DirectFETPower MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7749L2TR1PBF Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF7749L2TR1PBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IRF7749L2TR/TR1PbF
www.irf.com
7
Fig 18a. Gate Charge Test Circuit
Fig 18b. Gate Charge Waveform
Fig 19b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 19a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 20b. Switching Time Waveforms
Fig 20a. Switching Time Test Circuit
RG
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1
Qgs2
Qgd
Qgodr
1K
VCC
DUT
0
L
S
20K
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
- VDD
VGS


Numéro de pièce similaire - IRF7749L2TR1PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7749L2TR1PBF IRF-IRF7749L2TR1PBF Datasheet
319Kb / 11P
   RoHS Compliant, Halogen Free
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com