Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCCH-100X240 Fiches technique(PDF) 2 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

No de pièce LCCH-100X240
Description  AC Input 100~277Vac OVP / OTP / SCP
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LINKCOM [LinkCom Manufacturing Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.linkcom.com.tw
Logo LINKCOM - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

LCCH-100X240 Fiches technique(HTML) 2 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

  LCCH-100X240 Datasheet HTML 1Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. LCCH-100X240 Datasheet HTML 2Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
LinkCom Manufacturing Co., Ltd
Ver B
Model NO.
Part NO.
Power Supply
208.4mm*72mm*38.5mm
LCCH-100 240
PLCCH1100 240
Model Name
SIZE
Reference
Unit : mm
Dimensions
DERATE
www.linkcom.com.tw For more information, please contact with :sales@linkcom.com.tw


Numéro de pièce similaire - LCCH-100X240

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LinkCom Manufacturing C...
LCCH-100X120 LINKCOM-LCCH-100X120 Datasheet
444Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac OVP / OTP / SCP
LCCH-100X480 LINKCOM-LCCH-100X480 Datasheet
143Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac OVP / OTP / SCP
More results

Description similaire - LCCH-100X240

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LinkCom Manufacturing C...
LCCH-100X120 LINKCOM-LCCH-100X120 Datasheet
444Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac OVP / OTP / SCP
LCCE-013X501 LINKCOM-LCCE-013X501 Datasheet
264Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-017X701 LINKCOM-LCCE-017X701 Datasheet
236Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-013X112 LINKCOM-LCCE-013X112 Datasheet
270Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-015X112 LINKCOM-LCCE-015X112 Datasheet
269Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-017X112 LINKCOM-LCCE-017X112 Datasheet
258Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-017X122 LINKCOM-LCCE-017X122 Datasheet
270Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-017X142 LINKCOM-LCCE-017X142 Datasheet
270Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-060X132 LINKCOM-LCCE-060X132 Datasheet
697Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac SCP / OTP / OVP
LCCH-150X240 LINKCOM-LCCH-150X240 Datasheet
405Kb / 2P
   AC Input 100~277Vac OVP / OTP / SCP
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com