Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD5253BRUZ100-RL7 Fiches technique(PDF) 10 Page - Analog Devices |
|
AD5253BRUZ100-RL7 Fiches technique(HTML) 10 Page - Analog Devices |
10 / 32 page AD5253/AD5254 Data Sheet Rev. C | Page 10 of 32 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS CODE (Decimal) TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C –1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 32 64 96 128 160 192 224 256 Figure 3. R-INL vs. Code CODE (Decimal) –1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 32 64 96 128 160 192 224 256 TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C Figure 4. R-DNL vs. Code CODE (Decimal) –1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 32 64 96 128 160 192 224 256 TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C Figure 5. INL vs. Code CODE (Decimal) –1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 32 64 96 128 160 192 224 256 TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C Figure 6. DNL vs. Code TEMPERATURE ( °C) –10 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 8 10 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 IDD @ VDD = +5.5V IDD @ VDD = +2.7V ISS @ VDD = +2.7V, VSS = –2.7V Figure 7. Supply Current vs. Temperature DIGITAL INPUT VOLTAGE (V) 0.0001 0.01 0.001 0.1 1 10 0 1 2 3 4 5 6 VDD = 5.5V VDD = 2.7V Figure 8. Supply Current vs. Digital Input Voltage, TA = 25°C |
Numéro de pièce similaire - AD5253BRUZ100-RL7 |
|
Description similaire - AD5253BRUZ100-RL7 |