Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLC2652AI-8DRG4 Fiches technique(PDF) 4 Page - Texas Instruments

No de pièce TLC2652AI-8DRG4
Description  Advanced LinCMOS PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2652AI-8DRG4 Fiches technique(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC2652AI-8DRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 39 page
background image
TLC2652, TLC2652A, TLC2652Y
Advanced LinCMOS PRECISION CHOPPERSTABILIZED
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS019E − SEPTEMBER 1988 − REVISED FEBRUARY 2005
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage VDD+ (see Note 1)
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage VDD− (see Note 1)
−8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±16 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (any input, see Note 1)
±8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage range on CLK IN and INT/EXT
VDD − to VDD− + 5.2 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Current into CLK IN and INT/EXT
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
−40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q suffix
−40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
−55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, N, or P package
260
°C
. . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: J or JG package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VDD + and VDD −.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN −.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
DERATING FACTOR
TA = 70°C
TA = 85°C
TA = 125°C
PACKAGE
TA ≤ 25 C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70 C
POWER RATING
TA = 85 C
POWER RATING
TA = 125 C
POWER RATING
D008
725 mV
5.8 mW/
°C
464 mW
377 mW
145 mW
D014
950 mV
7.6 mW/
°C
608 mW
494 mW
190 mW
FK
1375 mV
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
J
1375 mV
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
JG
1050 mV
8.4 mW/
°C
672 mW
546 mW
210 mW
N
1575 mV
12.6 mW/
°C
1008 mW
819 mW
315 mW
P
1000 mV
8.0 mW/
°C
640 mW
520 mW
200 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
Q SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD ±
±1.9
±8
±1.9
±8
±1.9
±8
±1.9
±8
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD −
VDD + −1.9 VDD −
VDD + −1.9 VDD −
VDD + −1.9 VDD −
VDD + −1.9
V
Clock input voltage
VDD −
VDD − +5 VDD −
VDD − +5 VDD −
VDD − +5 VDD −
VDD − +5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
−40
85
−40
125
−55
125
°C


Numéro de pièce similaire - TLC2652AI-8DRG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC2652AI-8DRG4 TI1-TLC2652AI-8DRG4 Datasheet
957Kb / 39P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2652AI-8DRG4 TI1-TLC2652AI-8DRG4 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Description similaire - TLC2652AI-8DRG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC2654 TI1-TLC2654_16 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS LOW-NOISE CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2652 TI1-TLC2652_17 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2652 TI-TLC2652 Datasheet
474Kb / 31P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2652 TI1-TLC2652_15 Datasheet
957Kb / 39P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
ICL7652P TI1-ICL7652P Datasheet
2Mb / 16P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSTM PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIER
TLC220X TI-TLC220X_V01 Datasheet
1Mb / 71P
[Old version datasheet]   Advanced linCMOS LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2654 TI-TLC2654 Datasheet
427Kb / 30P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC1078CDRG4 TI-TLC1078CDRG4 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   LinCMOS UPOWER PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC274 TI-TLC274_V01 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M4 TI-TLC27M4_V01 Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   LinCMOS??PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com