Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STPS15M80CFP Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

No de pièce STPS15M80CFP
Description  Power Schottky rectifier
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS15M80CFP Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS15M80CFP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS15M80CFP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS15M80CFP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS15M80CFP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS15M80CFP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS15M80CFP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS15M80CFP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS15M80CFP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPS15M80CFP Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Package information
STPS15M80C
8/11
Doc ID 018723 Rev 1
Figure 15.
D2PAK footprint (dimensions in mm)
Table 7.
D2PAK dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.14
1.70
0.045
0.067
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.23
1.36
0.048
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.40
0.393
0.409
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
M
2.40
3.20
0.094
0.126
R
0.40 typ.
0.016 typ.
V2
G
L
L3
L2
B
B2
E
* FLAT ZONE NO LESS THAN 2mm
A
C2
D
R
A2
M
V2
C
A1
*
16.90
10.30
8.90
3.70
5.08
1.30


Numéro de pièce similaire - STPS15M80CFP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STPS15M80CFP STMICROELECTRONICS-STPS15M80CFP Datasheet
143Kb / 11P
   Power Schottky rectifier
April 2011 Rev 1
More results

Description similaire - STPS15M80CFP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS10L60C STMICROELECTRONICS-STPS10L60C Datasheet
122Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com