Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MTW6N100E Fiches technique(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

No de pièce MTW6N100E
Description  TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 1.5 OHM
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MTW6N100E Fiches technique(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MTW6N100E Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MTW6N100E Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MTW6N100E Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MTW6N100E Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MTW6N100E Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MTW6N100E Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MTW6N100E Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MTW6N100E Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MTW6N100E
6
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
SAFE OPERATING AREA
0.1
1.0
1000
100
RDS(on) LIMIT
THERMAL LIMIT
PACKAGE LIMIT
0.01
100
10
0.1
10
100
µs
1 ms
10 ms
dc
10
µs
TJ, STARTING JUNCTION TEMPERATURE (°C)
Figure 12. Maximum Avalanche Energy versus
Starting Junction Temperature
VDS, DRAIN–TO–SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 11. Maximum Rated Forward Biased
Safe Operating Area
1.0
t, TIME (s)
Figure 13. Thermal Response
Figure 14. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
25
150
0
1.0E–05
1.0E–04
1.0E–02
0.1
1.0
0.01
1.0E–03
1.0E–01
1.0E+00
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
SINGLE PULSE
D = 0.5
1.0E+01
700
VGS = 20 V
SINGLE PULSE
TC = 25°C
50
100
125
75
600
500
400
300
100
200
ID = 6 A
R
θJC(t) = r(t) RθJC
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME AT t1
TJ(pk) – TC = P(pk) R
θJC(t)
P(pk)
t1
t2
DUTY CYCLE, D = t1/t2


Numéro de pièce similaire - MTW6N100E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MTW6N100E ONSEMI-MTW6N100E Datasheet
214Kb / 7P
   N?묬hannel Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 5
logo
Inchange Semiconductor ...
MTW6N100E ISC-MTW6N100E Datasheet
322Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - MTW6N100E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
MTV6N100E MOTOROLA-MTV6N100E Datasheet
262Kb / 10P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 1.5 OHM
MTD6N20E MOTOROLA-MTD6N20E Datasheet
269Kb / 10P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 0.7 OHM
MTD6P10E MOTOROLA-MTD6P10E Datasheet
261Kb / 10P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 100 VOLTS RDS(on) = 0.66 OHM
MTD6N15 MOTOROLA-MTD6N15 Datasheet
231Kb / 10P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 150 VOLTS RDS(on) = 0.3 OHM
MTP2P50E MOTOROLA-MTP2P50E Datasheet
230Kb / 8P
   TMOS POWER FET 2.0 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 6.0 OHM
MTD6N10E MOTOROLA-MTD6N10E Datasheet
211Kb / 10P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 100 VOLTS RDS(on) = 0.400 OHM
MTP6P20E MOTOROLA-MTP6P20E Datasheet
216Kb / 8P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 1.0 OHM
MTV10N100E MOTOROLA-MTV10N100E Datasheet
269Kb / 10P
   TMOS POWER FET 10 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 1.3 OHM
MTP1N100E MOTOROLA-MTP1N100E Datasheet
203Kb / 8P
   TMOS POWER FET 1.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 9.0 OHM
MTW10N100E MOTOROLA-MTW10N100E Datasheet
192Kb / 8P
   TMOS POWER FET 10 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 1.3 OHM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com