Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TL074ACDRG4 Fiches technique(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
No de pièce TL074ACDRG4
Description  LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL074ACDRG4 Fiches technique(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TL074ACDRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL074ACDRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL074ACDRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL074ACDRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL074ACDRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL074ACDRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL074ACDRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL074ACDRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL074ACDRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 49 page
background image
TL071, TL071A, TL071B, TL072
TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B
LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS080J − SEPTEMBER 1978 − REVISED MARCH 2005
6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage (see Note 1): VCC+
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VCC−
−18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±30 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (see Notes 1 and 3)
±15 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of output short circuit (see Note 4)
Unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 5 and 6): D package (8 pin)
97
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D package (14 pin)
86
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package
80
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NS package
76
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P package
85
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PS package
95
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package (8 pin)
149
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package (14 pin)
113
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
U package
185
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJC (see Notes 7 and 8): FK package
5.61
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J package
15.05
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JG package
14.5
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W package
14.65
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating virtual junction temperature, TJ
150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: J, JG, or W package
300
°C
. . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC−.
2. Differential voltages are at IN+, with respect to IN−.
3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 V, whichever is less.
4. The output may be shorted to ground or to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the
dissipation rating is not exceeded.
5. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
6. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
7. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJC, and TC. The maximum allowable power dissipation at any allowable case
temperature is PD = (TJ(max) − TC)/θJC. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
8. The package thermal impedance is calculated in accordance with MIL-STD-883.


Numéro de pièce similaire - TL074ACDRG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TL074ACDRG4 TI-TL074ACDRG4 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074ACDRG4 TI-TL074ACDRG4 Datasheet
5Mb / 87P
[Old version datasheet]   TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers
TL074ACDRG4 TI-TL074ACDRG4 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074ACDRG4 TI-TL074ACDRG4 Datasheet
5Mb / 93P
[Old version datasheet]   TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers
DECEMBER 2021
TL074ACDRG4 TI-TL074ACDRG4 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Description similaire - TL074ACDRG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
TL071C ONSEMI-TL071C Datasheet
169Kb / 8P
   LOW NOISE, JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1997 REV 1
logo
Motorola, Inc
TL071C MOTOROLA-TL071C Datasheet
169Kb / 8P
   LOW NOISE, JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL071 TI-TL071_10 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074CJ TI1-TL074CJ Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL071 TI-TL071_09 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL071 TI1-TL071_16 Datasheet
2Mb / 51P
[Old version datasheet]   Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers
TL071 TI1-TL071_18 Datasheet
2Mb / 68P
[Old version datasheet]   Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers
TL071 TI-TL071_96 Datasheet
220Kb / 14P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL071 TI-TL071_07 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL071CPSE4 TI-TL071CPSE4 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074ING4 TI-TL074ING4 Datasheet
908Kb / 36P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com