Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM79C971KCW Fiches technique(PDF) 5 Page - Advanced Micro Devices |
|
AM79C971KCW Fiches technique(HTML) 5 Page - Advanced Micro Devices |
5 / 265 page Am79C971 5 BLOCK DIAGRAM FIFO Control PCI Bus Interface Unit XTAL1 XTAL2 RXD[3:0] RX_ER RX_CLK RX_DV CRS MDC MDIO MII Port JTAG Port Control SRDCLK SRD EAR EADI Port SF/BD TXD+/- RXD+/- LED3 10BASE-T MAU DO+/- DI+/- CI+/- Manchester Encoder/ Decoder (PLS) & AUI Port 802.3 MAC Core LED0 LED1 LED2 LED Control EECS EESK EEDI EEDO 93C46 EEPROM Interface TCK TMS TDO TDI Buffer Management Unit COL TXD[3:0] TX_EN TX_E TX_CLK Expansion Bus Interface EBUA_EBA[7:0] EBDA[15:8] EBD[7:0] EROMCS ERAMCS AS_EBOE EBWE EBCLK Bus Rcv FIFO MAC Rcv FIFO Bus Xmt FIFO MAC Xmt FIFO TXP+/- CLK RST AD[31:00] C/BE[3:0] PAR FRAME TRDY IRDY STOP IDSEL DEVSEL REQ GNT PERR SERR INTA SLEEP TXEN TXCLK TXDAT RXEN RXCLK RXDAT CLSN GPSI Port RXFRTGE/MIIRXFRTGE RXFRTGD/MIIRXFRTGD Auto Negotiation Network Port Manager 20550D-1 |
Numéro de pièce similaire - AM79C971KCW |
|
Description similaire - AM79C971KCW |