Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM29LV008BT-120EI Fiches technique(PDF) 9 Page - Advanced Micro Devices |
|
AM29LV008BT-120EI Fiches technique(HTML) 9 Page - Advanced Micro Devices |
9 / 38 page Am29LV008B 9 P R E L I M I NARY Table 2. Am29LV008BT Top Boot Block Sector Address Table Table 3. Am29LV008BB Bottom Boot Block Sector Address Table Sector A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 Sector Size (Kbytes) Address Range (in hexadecimal) SA0 0000 X X X 64 00000h–0FFFFh SA1 0001 X X X 64 10000h–1FFFFh SA2 0010 X X X 64 20000h–2FFFFh SA3 0011 X X X 64 30000h–3FFFFh SA4 0100 X X X 64 40000h–4FFFFh SA5 0101 X X X 64 50000h–5FFFFh SA6 0110 X X X 64 60000h–6FFFFh SA7 0111 X X X 64 70000h–7FFFFh SA8 1000 X X X 64 80000h–8FFFFh SA9 1001 X X X 64 90000h–9FFFFh SA10 1010 X X X 64 A0000h–AFFFFh SA11 1011 X X X 64 B0000h–BFFFFh SA12 1100 X X X 64 C0000h–CFFFFh SA13 1101 X X X 64 D0000h–DFFFFh SA14 1110 X X X 64 E0000h–EFFFFh SA15 1111 0 X X 32 F0000h–F7FFFh SA16 1111 100 8 F8000h–F9FFFh SA17 1111 101 8 FA000h–FBFFFh SA18 1111 11 X 16 FC000h–FFFFFh Sector A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 Sector Size (Kbytes) Address Range (in hexadecimal) SA0 0000 00 X 16 00000h-03FFFh SA1 0000 010 8 04000h-05FFFh SA2 0000 011 8 06000h-07FFFh SA3 0000 1 X X 32 08000h-0FFFFh SA4 0001 X X X 64 10000h-1FFFFh SA5 0010 X X X 64 20000h-2FFFFh SA6 0011 X X X 64 30000h-3FFFFh SA7 0100 X X X 64 40000h-4FFFFh SA8 0101 X X X 64 50000h-5FFFFh SA9 0110 X X X 64 60000h-6FFFFh SA10 0111 X X X 64 70000h-7FFFFh SA11 1000 X X X 64 80000h-8FFFFh SA12 1001 X X X 64 90000h-9FFFFh SA13 1010 X X X 64 A0000h-AFFFFh SA14 1011 X X X 64 B0000h-BFFFFh SA15 1100 X X X 64 C0000h-CFFFFh SA16 1101 X X X 64 D0000h-DFFFFh SA17 1110 X X X 64 E0000h-EFFFFh SA18 1111 X X X 64 F0000h-FFFFFh |
Numéro de pièce similaire - AM29LV008BT-120EI |
|
Description similaire - AM29LV008BT-120EI |