Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N3890 Fiches technique(PDF) 2 Page - America Semiconductor, LLC

No de pièce 1N3890
Description  High Power- Fast Recovery Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AMERICASEMI [America Semiconductor, LLC]
Site Internet  http://americasemi.com
Logo AMERICASEMI - America Semiconductor, LLC

1N3890 Fiches technique(HTML) 2 Page - America Semiconductor, LLC

  1N3890 Datasheet HTML 1Page - America Semiconductor, LLC 1N3890 Datasheet HTML 2Page - America Semiconductor, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


Numéro de pièce similaire - 1N3890

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microsemi Corporation
1N3890 MICROSEMI-1N3890 Datasheet
288Kb / 3P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
1N3890 MICROSEMI-1N3890 Datasheet
528Kb / 7P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
1N3890 MICROSEMI-1N3890 Datasheet
111Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3890 GENESIC-1N3890 Datasheet
706Kb / 3P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
International Rectifier
1N3890 IRF-1N3890 Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

Description similaire - 1N3890

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
America Semiconductor, ...
FR16B05 AMERICASEMI-FR16B05 Datasheet
574Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR30K05 AMERICASEMI-FR30K05 Datasheet
410Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR16B02 AMERICASEMI-FR16B02 Datasheet
449Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR6J05 AMERICASEMI-FR6J05 Datasheet
423Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
1N3879 AMERICASEMI-1N3879 Datasheet
424Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR40B05 AMERICASEMI-FR40B05 Datasheet
442Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR6A02 AMERICASEMI-FR6A02 Datasheet
436Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR85B02 AMERICASEMI-FR85B02 Datasheet
432Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR70B02 AMERICASEMI-FR70B02 Datasheet
447Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR6B05 AMERICASEMI-FR6B05 Datasheet
432Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR70K05 AMERICASEMI-FR70K05 Datasheet
418Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com