Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI6435ADQ Fiches technique(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI6435ADQ
Description  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI6435ADQ Fiches technique(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI6435ADQ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI6435ADQ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI6435ADQ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI6435ADQ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI6435ADQ Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI6435ADQ Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI6435ADQ Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI6435ADQ Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI6435ADQ Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72611
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
27
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR TSSOP-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.092
(2.337)
0.026
(0.660)
0.014
(0.356)
0.012
(0.305)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI6435ADQ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI6435ADQ VISHAY-SI6435ADQ Datasheet
62Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Nov-99
SI6435ADQ VISHAY-SI6435ADQ Datasheet
94Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 31-Mar-08
SI6435ADQ-T1-E3 VISHAY-SI6435ADQ-T1-E3 Datasheet
203Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 31-Mar-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI6435ADQ-T1-GE3 VBSEMI-SI6435ADQ-T1-GE3 Datasheet
978Kb / 8P
   P-Channel 20-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6435ADQ VISHAY-SI6435ADQ_08 Datasheet
94Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 31-Mar-08
More results

Description similaire - SI6435ADQ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com