Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF8707GPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF8707GPBF
Description  Control MOSFET of Sync-Buck  Converters used for Notebook  Processor Power
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8707GPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF8707GPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8707GPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8707GPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8707GPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8707GPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8707GPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8707GPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8707GPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8707GPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF8707GPbF
6
www.irf.com
Fig 13. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
Fig 12. On-Resistance vs. Gate Voltage
Fig 15. Gate Charge Test Circuit
1K
VCC
DUT
0
L
S
20K
Fig 14. Unclamped Inductive Test Circuit
and Waveform
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
Fig 16. Gate Charge Waveform
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1
Qgs2
Qgd
Qgodr
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
5
10
15
20
25
30
35
ID = 11A
TJ = 25°C
TJ = 125°C
25
50
75
100
125
150
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
ID
TOP
0.67A
0.82A
BOTTOM 8.80A


Numéro de pièce similaire - IRF8707GPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8707PBF IRF-IRF8707PBF Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF8707PBF IRF-IRF8707PBF Datasheet
254Kb / 9P
   Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
IRF8707PBF IRF-IRF8707PBF_15 Datasheet
254Kb / 9P
   Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF8707TR UMW-IRF8707TR Datasheet
498Kb / 8P
   30V N-Channel MOSFET
logo
International Rectifier
IRF8707TRPBF IRF-IRF8707TRPBF Datasheet
254Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com