Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

AIC1117 Fiches technique(PDF) 6 Page - Analog Intergrations Corporation

No de pièce AIC1117
Description  800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIC [Analog Intergrations Corporation]
Site Internet  http://www.analog.com.tw
Logo AIC - Analog Intergrations Corporation

AIC1117 Fiches technique(HTML) 6 Page - Analog Intergrations Corporation

  AIC1117 Datasheet HTML 1Page - Analog Intergrations Corporation AIC1117 Datasheet HTML 2Page - Analog Intergrations Corporation AIC1117 Datasheet HTML 3Page - Analog Intergrations Corporation AIC1117 Datasheet HTML 4Page - Analog Intergrations Corporation AIC1117 Datasheet HTML 5Page - Analog Intergrations Corporation AIC1117 Datasheet HTML 6Page - Analog Intergrations Corporation AIC1117 Datasheet HTML 7Page - Analog Intergrations Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
AIC1117
6
l TO-252 (unit: mm)
SYMBOL
MIN
MAX
A
2.19
2.38
A1
1.02
1.27
b
0.64
0.88
b2
5.21
5.46
C1
0.46
0.58
D
5.33
5.59
E
6.35
6.73
e
2.28 (TYP.)
H
9.40
10.42
E
b2
A
C1
A1
H
D
L
b
e
L
0.51
-
l SOT-223
SYMBOL
MIN
MAX
A1
0.02
0.12
B
0.60
0.80
B1
2.90
3.15
C
0.24
0.35
D
6.30
6.80
E
3.30
3.70
e
2.30 (TYP.)
H
6.70
7.30
0° ~ 10°
13° ± 3°
13° ± 3°
C
0.91 MIN
E
H
D
B1
3 (PLCS)
B
A1
13° ± 3
°
e
l
SOT-223 Marking
Part No.
Marking
AIC1117CY
AK17
AIC1117-28
AK28
AIC1117-33
AK33
AIC1117-50
AK50


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn