Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

AIC1084 Fiches technique(PDF) 6 Page - Analog Intergrations Corporation

No de pièce AIC1084
Description  5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIC [Analog Intergrations Corporation]
Site Internet  http://www.analog.com.tw
Logo AIC - Analog Intergrations Corporation

AIC1084 Fiches technique(HTML) 6 Page - Analog Intergrations Corporation

  AIC1084 Datasheet HTML 1Page - Analog Intergrations Corporation AIC1084 Datasheet HTML 2Page - Analog Intergrations Corporation AIC1084 Datasheet HTML 3Page - Analog Intergrations Corporation AIC1084 Datasheet HTML 4Page - Analog Intergrations Corporation AIC1084 Datasheet HTML 5Page - Analog Intergrations Corporation AIC1084 Datasheet HTML 6Page - Analog Intergrations Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
AIC1084
6
n PHYSICAL DIMENSIONS
l
TO-220 (unit: mm)
SYMBOL
MIN
MAX
A
3.56
4.82
D
14.23
16.51
E
9.66
10.66
e
2.29
2.79
e1
0.50
1.15
e2
-
1.10
F
0.51
1.39
J1
2.04
2.92
L
12.70
14.73
E
D
e1
e
A
F
L
J1
e2


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn