Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD5025 Fiches technique(PDF) 10 Page - Analog Devices |
|
AD5025 Fiches technique(HTML) 10 Page - Analog Devices |
10 / 28 page AD5024/AD5044/AD5064 Data Sheet Rev. F | Page 10 of 28 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 1.0 0.2 0 –0.6 –1.0 512 16,640 32,768 48,896 65,024 DAC CODE 0.8 0.6 0.4 –0.4 –0.2 –0.8 VDD = 5V VREF = 4.096V TA = 25°C Figure 8. AD5064/AD5064-1 INL 1.0 0.2 0 –0.6 –1.0 DAC CODE 0.8 0.6 0.4 –0.4 –0.2 –0.8 0 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 VDD = 5V VREF = 4.096V TA = 25°C Figure 9. AD5044 INL 1.0 0.2 0 –0.6 –1.0 DAC CODE 0.8 0.6 0.4 –0.4 –0.2 –0.8 0 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 VDD = 5V VREF = 4.096V TA = 25°C Figure 10. AD5024 INL 1.0 0.2 0 –1.0 –0.4 512 16,640 32,768 48,896 65,024 DAC CODE –0.8 –0.6 –0.2 0.8 0.6 0.4 VDD = 5V VREF = 4.096V TA = 25°C Figure 11. AD5064/AD5064-1 DNL 1.0 0.2 0 –0.6 –1.0 DAC CODE 0.8 0.6 0.4 –0.4 –0.2 –0.8 0 4096 8192 12,288 16,384 VDD = 5V VREF = 4.096V TA = 25°C Figure 12. AD5044 DNL 1.00 0 DAC CODE 0.75 0.50 0.25 –1.00 –0.75 –0.50 –0.25 0 4096 8192 12,288 16,384 VDD = 5V VREF = 4.096V TA = 25°C Figure 13. AD5024 DNL |
Numéro de pièce similaire - AD5025 |
|
Description similaire - AD5025 |