Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
0-1102855-6 Fiches technique(PDF) 62 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
0-1102855-6 Fiches technique(HTML) 62 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
62 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 60 Bezeichnung Description 1-1103414-1 7-1103414-1 2-1103414-3 1-1103415-1 7-1103415-1 2-1103415-3 HA.10.Sti.S.B1-10 HA.10.Bu.S.B1-10 HA.10.Sti.SC.B1-10 HA.10.Bu.SC.B1-10 HA.10.Sti.C.B1-10 HA.10.Bu.C.B1-10 Bestell-Nr./Order No. Stifteinsatz Buchseneinsatz Male insert Female insert Bestelltext Designation HA.10 Kontakteinsätze/Contact inserts Baugröße/Size 2 Schraubanschluss, Federzug-Anschluss, Crimpanschluss für gedrehte HE/HA Crimpkontakte Screw terminal, Spring Clamp terminal, Crimp terminal for screw machined HE/HA crimp contacts Kontaktzahlen No. of contacts 250 V/16A Crimpanschluss/Crimp terminal 10 + Passende Crimpkontakte siehe Seite 37, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 37 Suitable Crimp contacts see page 37, Suitable Crimping tools see page 37 Montageausschnitt Panel cut-out Maßbild mm Dimensions mm Sti Bu M3x10 *19,5 A B C D E 27 *Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm Sti Bu M3x10 A B C D E 16 *22,3 *Abstand für sichere Kontaktgabe max. 24 mm 22.8 56.5 49.5 1-1103414-1 16 49.5 43.5 3 M3 56.5 49.5 1-1103415-1 16 22.8 3 M3 49.5 43.5 22.8 56.5 49.5 1-1103414-1 16 49.5 43.5 3 M3 Stifteinsatz/Male insert Buchseneinsatz/Female insert Federzug-Anschluss/Spring Clamp terminal Schraubanschluss/Screw terminal Kontaktanordnung Anschlußseite Stift Contact arrangement Male insert Kontaktanordnung Anschlußseite Buchse Contact arrangement Female insert Maße/Dimensions AB C DE mm 49,5 57 23 31 28 |
Numéro de pièce similaire - 0-1102855-6 |
|
Description similaire - 0-1102855-6 |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |