Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMA5939B Fiches technique(PDF) 2 Page - Formosa MS

No de pièce SMA5939B
Description  SURFACE MOUNT ZENER DIODES 1.5 WATTS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

SMA5939B Fiches technique(HTML) 2 Page - Formosa MS

  SMA5939B Datasheet HTML 1Page - Formosa MS SMA5939B Datasheet HTML 2Page - Formosa MS SMA5939B Datasheet HTML 3Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Surge
Part No.
Vz
IzT
ZZT
ZZK
IZK
Current
( V )
( mA )
(Ω)
(Ω)
( mA )
(V)
( mA )
SMA5921B
6.8
55.1
2.5
200
1.0
2.5
5.2
221
SMA5922B
7.5
50.0
3.0
400
0.5
2.5
6.0
200
SMA5923B
8.2
45.7
3.5
400
0.5
2.5
6.5
183
SMA5924B
9.1
41.2
4.0
500
0.5
2.5
7.0
165
SMA5925B
10
37.5
4.5
500
0.25
2.5
8.0
150
SMA5926B
11
34.1
5.5
550
0.25
2.5
8.4
136
SMA5927B
12
31.2
6.5
550
0.25
0.5
9.1
125
SMA5928B
13
28.8
7.0
550
0.25
0.5
9.9
115
SMA5929B
15
25.0
9.0
600
0.25
0.5
11.4
100
SMA5930B
16
23.4
10
600
0.25
0.5
12.2
94
SMA5931B
18
20.8
12
650
0.25
0.5
13.7
83
SMA5932B
20
18.7
14
650
0.25
0.5
15.2
75
SMA5933B
22
17.0
17.5
650
0.25
0.5
16.7
68
SMA5934B
24
15.6
19
700
0.25
0.5
18.2
63
SMA5935B
27
13.9
23
700
0.25
0.5
20.6
56
SMA5936B
30
12.5
26
750
0.25
0.5
22.8
50
SMA5937B
33
11.4
33
800
0.25
0.5
25.1
45
SMA5938B
36
10.4
38
850
0.25
0.5
27.4
42
SMA5939B
39
9.6
45
900
0.25
0.5
29.7
38
SMA5940B
43
8.7
53
950
0.25
0.5
32.7
35
SMA5941B
47
8.0
67
1000
0.25
0.5
35.8
32
SMA5942B
51
7.3
70
1100
0.25
0.5
38.8
29
SMA5943B
56
6.7
86
1300
0.25
0.5
42.6
27
SMA5944B
62
6.0
100
1500
0.25
0.5
47.1
24
SMA5945B
68
5.5
120
1700
0.25
0.5
51.7
22
Electrical Characteristic (Ta=25°C)
IR @ VR
Suffix B for 5%
(μA)
o
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at TA=25 C unless otherwise noted)
9:;<:=>@A
SMA5921B thru SMA5945B
SURFACE MOUNT ZENER DIODES 1.5 WATTS
Page 2
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-121837
2010/06/10
2012/11/21
F
3
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
深圳FMS
Kinter
131
6803
0058


Numéro de pièce similaire - SMA5939B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA5939B SECOS-SMA5939B Datasheet
317Kb / 4P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Weitron Technology
SMA5939B WEITRON-SMA5939B Datasheet
416Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMA5939B PACELEADER-SMA5939B Datasheet
361Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA5939B SECOS-SMA5939B Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMA5939B YANGJIE-SMA5939B Datasheet
403Kb / 4P
   Thyristor Surge Suppressors
More results

Description similaire - SMA5939B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SUNMATE electronic Co.,...
1SMA5913B SUNMATE-1SMA5913B Datasheet
325Kb / 2P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diodes
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMA5926 TSC-1SMA5926_11 Datasheet
134Kb / 4P
   1.5 Watts Surface Mount Silicon Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5913A NJSEMI-1N5913A Datasheet
93Kb / 1P
   1.5 WATTS ZENER DIODES
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA59XXB SECOS-SMA59XXB_15 Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
SMB59XXB SECOS-SMB59XXB_15 Datasheet
238Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA59XXB SECOS-SMA59XXB Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA5921 SECOS-SMA5921 Datasheet
317Kb / 4P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
SMB59XXB SECOS-SMB59XXB Datasheet
238Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Motorola, Inc
1SMA5913BT3 MOTOROLA-1SMA5913BT3 Datasheet
153Kb / 6P
   PLASTIC SURFACE MOUNT ZENER DIODES 1.5 WATTS 3.3-68 VOLTS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMA5926 TSC-1SMA5926_1 Datasheet
336Kb / 4P
   1.5 Watts Surface Mount Silicon Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com