Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI3552DV-T1-GE3 Fiches technique(PDF) 11 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI3552DV-T1-GE3
Description  N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3552DV-T1-GE3 Fiches technique(HTML) 11 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SI3552DV-T1-GE3 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72610
26
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR TSOP-6
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.099
(2.510)
0.039
(1.001)
0.020
(0.508)
0.019
(0.493)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI3552DV-T1-GE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3552DV-T1-GE3 VISHAY-SI3552DV-T1-GE3 Datasheet
281Kb / 13P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3552DV-T1-GE3 VBSEMI-SI3552DV-T1-GE3 Datasheet
598Kb / 10P
   N- and P-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI3552DV-T1-GE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4532DY VISHAY-SI4532DY Datasheet
123Kb / 7P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 23-Nov-93
SI3590DV VISHAY-SI3590DV_09 Datasheet
232Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 28-Sep-09
SI6544BDQ VISHAY-SI6544BDQ Datasheet
66Kb / 8P
   N-and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jun-03
SI5511DC VISHAY-SI5511DC Datasheet
164Kb / 12P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
SI5504BDC VISHAY-SI5504BDC_10 Datasheet
152Kb / 12P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4544DY KEXIN-KI4544DY Datasheet
56Kb / 2P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4606A VBSEMI-AO4606A Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDS8960C-NL VBSEMI-FDS8960C-NL Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI3590DV TFUNK-SI3590DV Datasheet
233Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI4532CDY TFUNK-SI4532CDY Datasheet
296Kb / 15P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SH8M4TB VBSEMI-SH8M4TB Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com