Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CA04P2S14THSG Fiches technique(PDF) 5 Page - EPCOS |
|
CA04P2S14THSG Fiches technique(HTML) 5 Page - EPCOS |
5 / 30 page 1) To IEC 61000-4-2, level 4 Electrical specifications and ordering codes Maximum ratings (Top,max) Type Ordering code VRMS,max V VDC,max V Isurge,max (8/20 µs) A Wmax (ESD)1) mJ Top,max °C 4-fold array CA05P4S14THSG B72714A8140S160 14 16 2 30 +85 CA06P4V150THSG B72724A8151V062 14 16 1 30 +85 Single chip CT0201S4AHSG B72440T8040S160 4 5.5 - - +85 CT0402S14AHSG B72590T8140S160 14 16 2 30 +85 CT0402V150HSG B72590T8151V060 14 16 1 30 +85 CT0603S14AHSG B72500T8140S160 14 16 5 30 +125 CT0603L25HSG B72500T8250L060 25 32 5 50 +125 Characteristics (TA = 25 °C) Type VV,min (1 mA) V VV,max (1 mA) V Vclamp,max V Iclamp (8/20 µs) A Ctyp (1 MHz, 1 V) pF Cmax (1 MHz, 1 V) pF 4-fold array CA05P4S14THSG 24 32 59 1 10 15 CA06P4V150THSG - 175 350 1 3 5 Single chip CT0201S4AHSG 21 39 70 1 - 10 CT0402S14AHSG 23 33 66 1 10 15 CT0402V150HSG - 200 290 1 2 3 CT0603S14AHSG 23 33 66 1 15 30 CT0603L25HSG 51.9 70.1 120 1 10 15 Multilayer varistors (MLVs) High-speed series Page 5 of 30 Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document. |
Numéro de pièce similaire - CA04P2S14THSG |
|
Description similaire - CA04P2S14THSG |