Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD724JRZ Fiches technique(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
AD724JRZ Fiches technique(HTML) 6 Page - Analog Devices |
6 / 15 page REV. B –6– AD724 Figure 6. 100% Color Bars on Vector Scope, NTSC Figure 7. 100% Color Bars on Vector Scope, PAL 060 10 20 30 40 50 APL = 12.0% 525 LINE NTSC NO FILTERING SLOW CLAMP TO 0.00V @ 6.63 s SYNCHRONOUS SYNC = SOURCE FRAMES SELECTED : 1 2 100 50 0 –50 1.0 0.5 –0.5 0.0 s Figure 8. Multipulse, NTSC s 1.0 0.5 –0.5 060 10 20 30 40 50 0.0 APL = 11.7% 625 LINE PAL NO FILTERING SLOW CLAMP TO 0.00V @ 6.72 s SOUND-IN-SYNC OFF ASYNCHRONOUS SYNC = SOURCE FRAMES SELECTED : 1 2 3 4 Figure 9. Multipulse, PAL |
Numéro de pièce similaire - AD724JRZ |
|
Description similaire - AD724JRZ |