Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7831TRPBF Fiches technique(PDF) 9 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7831TRPBF
Description  High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7831TRPBF Fiches technique(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF7831TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7831TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7831TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7831TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7831TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7831TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7831TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7831TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7831TRPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF7831PbF
www.irf.com
9
SO-8 Package Outline
SO-8 Part Marking
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 BAS IC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BAS IC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMET ERS
INCHES
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 BAS IC
0.635 BAS IC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
CA B
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
FOOT PRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUT LINE CONFORMS T O JEDEC OUT LINE MS -012AA.
NOT ES :
1. DIMENS IONING & T OLERANCING PER AS ME Y14.5M-1994.
2. CONT ROLLING DIMENS ION: MILLIMET ER
3. DIMENS IONS ARE S HOWN IN MILLIMET ERS [INCHES ].
5 DIMENS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
6 DIMENS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
MOLD PROT RUS IONS NOT T O EXCEED 0.25 [.010].
7 DIMENS ION IS T HE LENGT H OF LEAD F OR S OLDERING T O
A S UB S T RAT E.
MOLD PROT RUS IONS NOT T O EXCEED 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]
DAT E CODE (YWW)
XXXX
INT ERNAT IONAL
RECT IF IE R
LOGO
F7101
Y = LAS T DIGIT OF T HE YEAR
PART NUMBE R
LOT CODE
WW = WEE K
EXAMPLE: T HIS IS AN IRF7101 (MOS FET )
P = DE S IGNAT E S LEAD-F RE E
PRODUCT (OPT IONAL)
A = ASSEMBLY SITE CODE


Numéro de pièce similaire - IRF7831TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF7831TRPBF VBSEMI-IRF7831TRPBF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - IRF7831TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSG02P06 WIINSOK-WSG02P06 Datasheet
2Mb / 5P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter.
WSF30100D WIINSOK-WSF30100D Datasheet
1Mb / 5P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter
logo
International Rectifier
IRF7805ZTRPBF IRF-IRF7805ZTRPBF Datasheet
275Kb / 10P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSF55P06 WIINSOK-WSF55P06 Datasheet
1Mb / 5P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous
WSD40P10DN56 WIINSOK-WSD40P10DN56 Datasheet
2Mb / 5P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter for MB/NB/UMPC/VGA
WSF50P04 WIINSOK-WSF50P04 Datasheet
1Mb / 5P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter for MB/NB/UMPC/VGA
WSD50P10ADN56 WIINSOK-WSD50P10ADN56 Datasheet
1Mb / 5P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter for MB/NB/UMPC/VGA
WSD4046DN WIINSOK-WSD4046DN Datasheet
2Mb / 6P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter for MB/NB/UMPC/VGA
WSF4042 WIINSOK-WSF4042 Datasheet
2Mb / 10P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter for MB/NB/UMPC/VGA
logo
International Rectifier
IRF7805ZGTRPBF IRF-IRF7805ZGTRPBF Datasheet
275Kb / 10P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in Networking & Computing Systems
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com