Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


BAT17-05W Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Infineon Technologies AG

Numéro de pièce BAT17-05W
Description  For mixer applications in VHF/UHF range
Télécharger  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo 

   
 2 page
background image
2011-06-15
2
BAT17...
Maximum Ratings at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Value
Unit
Diode reverse voltage
VR
4
V
Forward current
IF
130
mA
Total power dissipation
BAT17, TS
≤ 77°C
BAT17-04, TS ≤ 61°C
BAT17-05,TS ≤ 46°C
BAT17-04W, -05W, -6W, TS ≤ 92 °C
BAT17-07, TS
≤ 60 °C
Ptot
150
150
150
150
150
mW
Junction temperature
Tj
150
°C
Operating temperature range
Top
-55 ... 125
Storage temperature
Tstg
-55 ... 150
Thermal Resistance
Parameter
Symbol
Value
Unit
Junction - soldering point1)
BAT17
BAT17-04, BAT17-07
BAT17-05
BAT17-04W, BAT17-05W, BAT17-06W
RthJS
≤ 490
≤ 590
≤ 690
≤ 390
K/W
1For calculation of RthJA please refer to Application Note Thermal Resistance




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl