Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD4009UBMG4 Fiches technique(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
CD4009UBMG4 Fiches technique(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
8 / 18 page TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant CD4009UBPWR TSSOP PW 16 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 CD4010BM96 SOIC D 16 2500 330.0 16.4 6.5 10.3 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4010BNSR SO NS 16 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 CD4010BPWR TSSOP PW 16 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 14-Jul-2012 Pack Materials-Page 1 |
Numéro de pièce similaire - CD4009UBMG4 |
|
Description similaire - CD4009UBMG4 |