Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMAJ200C Fiches technique(PDF) 8 Page - Formosa MS

No de pièce SMAJ200C
Description  SMD Transient Voltage Suppressor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

SMAJ200C Fiches technique(HTML) 8 Page - Formosa MS

Back Button SMAJ200C Datasheet HTML 2Page - Formosa MS SMAJ200C Datasheet HTML 3Page - Formosa MS SMAJ200C Datasheet HTML 4Page - Formosa MS SMAJ200C Datasheet HTML 5Page - Formosa MS SMAJ200C Datasheet HTML 6Page - Formosa MS SMAJ200C Datasheet HTML 7Page - Formosa MS SMAJ200C Datasheet HTML 8Page - Formosa MS SMAJ200C Datasheet HTML 9Page - Formosa MS SMAJ200C Datasheet HTML 10Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
012234536489
63 69
815
67
887
827
898: 57
88
)
'
;05
&.5
!
5
0<
5
0) !
2
5
0' 02
5
0
=5
<
5

5
2/
<
5
0
=>?<
@5
&.5
!
5
0<
'
)
.5
05
0 5
05
0! 02A
5
<
<
5

B
+
C
@
@
D
DE(A)
EDB
+
D
DFA)
DB
C
D
))DA'
%DB
+CG+H#
=I+
J K7
82
">0/?
#L<

;05
&.5
!
5
0<
@5
&.5
!
5
0<
IM5
0!2AF-B
IM5
0!2AF-B
C
2?02
Q8:84 J0
RSTVWXYZ[
\Y]^_`
]
Xa\RbccW\ZZ_W
defgdij
k
il
*I=
*I=
HE
TE
Page 8
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-121837
2010/06/10
2012/11/21
F
10
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141


Numéro de pièce similaire - SMAJ200C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DIYI Electronic Technol...
SMAJ200C DYELEC-SMAJ200C Datasheet
530Kb / 5P
   Excellent clamping capability
logo
Shanghai Semitech Semic...
SMAJ200C SEMITECH-SMAJ200C Datasheet
234Kb / 6P
   Excellent clamping capability
logo
Zibo Seno Electronic En...
SMAJ200C ZSELEC-SMAJ200C Datasheet
298Kb / 5P
   5.0 to 440Volts 400Watts SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
AiT Semiconductor Inc.
SMAJ200C AITSEMI-SMAJ200C Datasheet
322Kb / 7P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 400 WATT PEAK POWER
REV1.0
logo
Diodes Incorporated
java.util.regex.PatternSyntaxException: Unmatched closing ')' near index 7 SMAJ200C)A ^

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com