Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMAJ54 Fiches technique(PDF) 8 Page - Formosa MS

No de pièce SMAJ54
Description  SMD Transient Voltage Suppressor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

SMAJ54 Fiches technique(HTML) 8 Page - Formosa MS

Back Button SMAJ54 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS SMAJ54 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS SMAJ54 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS SMAJ54 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS SMAJ54 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS SMAJ54 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS SMAJ54 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS SMAJ54 Datasheet HTML 9Page - Formosa MS SMAJ54 Datasheet HTML 10Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
012234536489
63 69
815
67
887
827
898: 57
88
)
'
;05
&.5
!
5
0<
5
0) !
2
5
0' 02
5
0
=5
<
5

5
2/
<
5
0
=>?<
@5
&.5
!
5
0<
'
)
.5
05
0 5
05
0! 02A
5
<
<
5

B
+
C
@
@
D
DE(A)
EDB
+
D
DFA)
DB
C
D
))DA'
%DB
+CG+H#
=I+
J K7
82
">0/?
#L<

;05
&.5
!
5
0<
@5
&.5
!
5
0<
IM5
0!2AF-B
IM5
0!2AF-B
C
2?02
Q8:84 J0
RSTVWXYZ[
\Y]^_`
]
Xa\RbccW\ZZ_W
defgdij
k
il
*I=
*I=
HE
TE
Page 8
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-121837
2010/06/10
2012/11/21
F
10
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141


Numéro de pièce similaire - SMAJ54

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ54 SOCAY-SMAJ54 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ54 JGD-SMAJ54 Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMAJ54 BILIN-SMAJ54 Datasheet
775Kb / 7P
   Transient Voltage Suppressor
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ54 SOCAY-SMAJ54 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
RFE international
SMAJ54 RFE-SMAJ54 Datasheet
55Kb / 1P
   SURFACE MOUNT TVS DIODE Electrical Characteristics, 33 to 170 Volts
More results

Description similaire - SMAJ54

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
TV04A5V0-G COMCHIP-TV04A5V0-G Datasheet
161Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TV04A5V0 COMCHIP-TV04A5V0 Datasheet
103Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TV05A5V0-G COMCHIP-TV05A5V0-G Datasheet
121Kb / 6P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TV06B5V0-HF COMCHIP-TV06B5V0-HF Datasheet
130Kb / 6P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TV06B5V0 COMCHIP-TV06B5V0 Datasheet
116Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor
logo
Formosa MS
SMCJ5.0 FORMOSA-SMCJ5.0 Datasheet
1Mb / 10P
   SMD Transient Voltage Suppressor
3.0SMCJ5.0 FORMOSA-3.0SMCJ5.0 Datasheet
164Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor
SMBJ5.0 FORMOSA-SMBJ5.0 Datasheet
855Kb / 10P
   SMD Transient Voltage Suppressor
logo
Comchip Technology
TV06B5V0-G COMCHIP-TV06B5V0-G_12 Datasheet
138Kb / 7P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TVP06B6V8-G COMCHIP-TVP06B6V8-G Datasheet
117Kb / 5P
   SMD Transient Voltage Suppressor
ATV04A5V0-HF COMCHIP-ATV04A5V0-HF Datasheet
524Kb / 6P
   SMD Transient Voltage Suppressor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com