Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7759L2TRPBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7759L2TRPBF
Description  RoHS Compliant, Halogen Free
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7759L2TRPBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7759L2TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRF7759L2TR/TR1PbF
www.irf.com
5
Fig 13. Typical Threshold Voltage vs.
Junction Temperature
Fig 12. Maximum Drain Current vs. Case Temperature
Fig 10. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig11. Maximum Safe Operating Area
Fig 14. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 175°C
TJ = 25°C
TJ = -40°C
VGS = 0V
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
40
80
120
160
200
-75 -50 -25 0
25 50 75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
ID = 1.0A
ID = 1.0mA
ID = 250µA
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
200
400
600
800
1000
1200
ID
TOP
15.39A
23.97A
BOTTOM 96A
0
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
100µsec
1msec
10msec
DC


Numéro de pièce similaire - IRF7759L2TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7759L2TRPBF IRF-IRF7759L2TRPBF Datasheet
2Mb / 6P
   Benchmark MOSFETs Product Selection Guide
IRF7759L2TRPBF IRF-IRF7759L2TRPBF Datasheet
319Kb / 11P
   RoHS Compliant, Halogen Free
More results

Description similaire - IRF7759L2TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7749L1PBF IRF-IRF7749L1PBF Datasheet
275Kb / 10P
   RoHS Compliant, Halogen Free
logo
YAGEO Corporation
PF2512FKF070R01L YAGEO-PF2512FKF070R01L Datasheet
332Kb / 10P
   RoHS compliant & Halogen free
logo
Advanced Power Electron...
AP4224LGM A-POWER-AP4224LGM_16 Datasheet
113Kb / 6P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP95T10GP-HF A-POWER-AP95T10GP-HF_16 Datasheet
67Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP97T07GP-HF A-POWER-AP97T07GP-HF_16 Datasheet
99Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP1332GEU-HF A-POWER-AP1332GEU-HF_16 Datasheet
64Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP2301AGN-HF A-POWER-AP2301AGN-HF_16 Datasheet
66Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP2625GY-HF A-POWER-AP2625GY-HF_16 Datasheet
68Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMD2920P100TF-60 LEIDITECH-SMD2920P100TF-60 Datasheet
424Kb / 4P
   RoHS Compliant & Halogen Free
logo
Advanced Power Electron...
AP9926GM-HF A-POWER-AP9926GM-HF_14 Datasheet
66Kb / 4P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP2611GYT-HF A-POWER-AP2611GYT-HF_14 Datasheet
56Kb / 4P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com