Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7389TRPBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7389TRPBF
Description  Generation V Technology
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7389TRPBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7389TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7389TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7389TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7389TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7389TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7389TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7389TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7389TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7389TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRF7389PbF
www.irf.com
3
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 4. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
N-Channel
1
10
100
0.1
1
10
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
A
J
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
3.0V
VGS
TOP
15V
10V
7.0V
5.5V
4.5V
4.0V
3.5V
BOTTOM 3.0V
1
10
100
0.1
1
10
A
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
20µs PULSE WIDTH
T = 150°C
J
3.0V
VGS
TOP
15V
10V
7.0V
5.5V
4.5V
4.0V
3.5V
BOTTOM 3.0V
1
10
100
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
T = 25°C
T = 150°C
J
J
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
A
V
= 10V
20µs PULSE WIDTH
DS
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
T = 25°C
T = 150°C
J
J
V
= 0V
GS
V
, Source-to-Drain Voltage (V)
SD
A


Numéro de pièce similaire - IRF7389TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7389TR IRF-IRF7389TR Datasheet
220Kb / 10P
   Generation v technology
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7389TR UMW-IRF7389TR Datasheet
443Kb / 10P
   Dual N P Channel MOSFET
More results

Description similaire - IRF7389TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7313TRPBF IRF-IRF7313TRPBF Datasheet
210Kb / 7P
   Generation V Technology
IRF7309TRPBF IRF-IRF7309TRPBF Datasheet
2Mb / 11P
   GENERATION V TECHNOLOGY
IRF7304TR IRF-IRF7304TR Datasheet
115Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7501TRPBF IRF-IRF7501TRPBF Datasheet
184Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7403TRPBF IRF-IRF7403TRPBF Datasheet
119Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7406TRPBF IRF-IRF7406TRPBF Datasheet
240Kb / 9P
   Generation V Technology
IRLML6302TR IRF-IRLML6302TR Datasheet
285Kb / 8P
   generation v technology
IRF7343TRPBF IRF-IRF7343TRPBF Datasheet
225Kb / 10P
   generation v technology
IRF7306TR IRF-IRF7306TR Datasheet
116Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7389PBF IRF-IRF7389PBF_15 Datasheet
264Kb / 10P
   GENERATION V TECHNOLOGY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com