Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SB01-05C-TB-E Datasheet(Fiches technique) 2 Page - ON Semiconductor

Numéro de pièce SB01-05C-TB-E
Description  Schottky Barrier Diode 50V, 100mA Rectifier
Télécharger  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SB01-05C-TB-E Datasheet(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  SB01-05C-TB-E Datenblatt HTML 1Page - ON Semiconductor SB01-05C-TB-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SB01-05C-TB-E Datenblatt HTML 3Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SB01-05C
No. A0406-2/3
Package Dimensions
trr Test Circuit
unit : mm
7013A-004
1 : Anode
2 : No Contact
3 : Cathode
SANYO : CP
12
3
2.9
0.95
0.4
0.1
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
10
20
30
40
50
60
70
2
5
2
5
2
5
2
5
1000
100
10
1.0
2
5
0.1
0.01
0
ID00261
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.6
0.1
0
ID00260
Ta=125°
C
100°C
25°C
50°C
75°C
2
1.0
10
3
7
5
2
3
5
7
5
2
2
1.0
10
3
7
5
100
3
7
5
2
3
5
23
5
7
1.0
10
23
5
7
100
ID00263
f=1MHz
(3)
(1)
0
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
IT03696
(2)
(4)
IF -- VF
IR -- VR
PF(AV) -- IO
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
Average Output Current, IO -- A
Reverse Voltage, VR -- V
(1)Rectangular wave
θ=60°
(2)Rectangular wave
θ=120°
(3)Rectangular wave
θ=180°
(4)Sine wave
θ=180°
180
°
360
°
θ
360
°
Rectangular
wave
Sine wave
C -- VR
Duty
≤10%
50
100
10
5V
trr
10
µs


Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn