Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BDX64C Fiches technique(PDF) 2 Page - Comset Semiconductor |
|
BDX64C Fiches technique(HTML) 2 Page - Comset Semiconductor |
2 / 4 page BDX64 – A – B – C 24/10/2012 COMSET SEMICONDUCTORS 2 | 4 ELECTRICAL CHARACTERISTICS TC=25°C unless otherwise noted Symbol Ratings Test Condition(s) Min Typ Max Unit VCEO(SUS) Collector-Emitter Breakdown Voltage (*) IC=-0.1 A IB=0 L=25mH BDX64 -60 - - V BDX64A -80 - - BDX64B -100 - - BDX64C -120 - - ICEO Collector Cutoff Current VCE=-30 V BDX64 - - -1.0 mA VCE=-40 V BDX64A - - VCE=-50 V BDX64B - - VCE=-60 V BDX64C - - IEBO Emitter Cutoff Current VBE=-5 V BDX64 - - -5.0 mA BDX64A BDX64B BDX64C ICBO Collector-Base Cutoff Current VCBO=-60 V BDX64 - - 0.2 - VCBO=-40 V TCASE=200°C - - 2 VCBO=-80 V BDX64A - - 0.2 VCBO=-50 V TCASE=200°C - - 2 VCBO=-100 V BDX64B - - 0.2 VCBO=-60 V TCASE=200°C - - 2 VCBO=-120 V BDX64C - - 0.2 VCBO=-70 V TCASE=200° - - 2 VCE(SAT) Collector-Emitter saturation Voltage (*) IC=-5.0 A IB=-20 mA BDX64 - - -2 V BDX64A BDX64B BDX64C VF Forward Voltage (pulse method) IF=5 A BDX64 - 1.8 - V BDX64A BDX64B BDX64C VBE Base-Emitter Voltage (*) IC=-5.0 A VCE=-3V BDX64 - - -2.5 V BDX64A BDX64B BDX64C |
Numéro de pièce similaire - BDX64C |
|
Description similaire - BDX64C |