Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BD12IC0WEFJ Fiches technique(PDF) 6 Page - Rohm |
|
BD12IC0WEFJ Fiches technique(HTML) 6 Page - Rohm |
6 / 26 page 6/23 BDxxIC0WEFJ / BDxxIC0WHFV Datasheet TSZ02201-0R6R0A600430-1-2 © 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. www.rohm.com TSZ22111・15・001 21.Dec.2012 Rev.002 ●Typical Performance Curves (Unless otherwise noted, Ta=25℃, EN=3V, VCC=3.3V, R1=16kΩ, R2=7.5kΩ) Fig.3 Transient Response(0→1.0A) Co=1.0µF VO IO Fig.4 Transient Response(1.0→0A) Co=1.0µF VO IO VO IO Fig.5 Input sequence1 Co=1.0µF VCC VO Fig.6 OFF sequence 1 Co=1.0µF VCC VO VO VO IO IO VEN VEN |
Numéro de pièce similaire - BD12IC0WEFJ |
|
Description similaire - BD12IC0WEFJ |