Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAW56W-AU_F0_00001 Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
|
BAW56W-AU_F0_00001 Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
2 / 5 page PAGE . 2 FIG. 2-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS FIG. 4 POWER DERATING CURVE FIG. 3 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE 0 10 1.0 0.1 0.01 0.001 20 40 60 80 100 4.0 0 0 3.0 2.0 1.0 0 200 300 400 100 2 50 4 100 6 150 8 200 REVERSE VOLTAGE, Volts T =125 C J O T=75 C J O T=25 C J O REVERSE VOLTAGE, Volts AMBIENT TEMPERATURE( C) O March 30,2012-REV.03 . 0.1 1 10 100 1000 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 VF, Forward Voltage (V) TJ =125°C TJ = -20°C TJ = 150°C TJ = 25°C TJ =75°C Fig. 1 Typical Forward Characteristics BAW56W-AU,BAV70W-AU,BAV99W-AU,BAL99W-AU |
Numéro de pièce similaire - BAW56W-AU_F0_00001 |
|
Description similaire - BAW56W-AU_F0_00001 |