Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRF7380QPBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier |
|
IRF7380QPBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier |
3 / 8 page IRF7380QPbF www.irf.com 3 Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 3. Typical Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 V = I = GS D 10V 3.6A 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 VGS, Gate-to-Source Voltage (V) 0 1 10 100 TJ = 25°C TJ = 150°C VDS = 15V 20µs PULSE WIDTH 0.1 1 10 100 1000 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 0.1 1 10 100 3.7V 20µs PULSE WIDTH Tj = 150°C VGS TOP 15V 10V 7.0V 5.0V 4.5V 4.3V 4.0V BOTTOM 3.7V 0.1 1 10 100 1000 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 0.001 0.01 0.1 1 10 100 3.7V 20µs PULSE WIDTH Tj = 25°C VGS TOP 15V 10V 7.0V 5.0V 4.5V 4.3V 4.0V BOTTOM 3.7V TJ, Junction Temperature (°C) |
Numéro de pièce similaire - IRF7380QPBF_10 |
|
Description similaire - IRF7380QPBF_10 |