Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF443 Fiches technique(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce IRF443
Description  N-Channel Power MOSFETs, 8A, 450 V/500V
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

IRF443 Fiches technique(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  IRF443 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRF443 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRF443 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRF443 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRF443 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image


Numéro de pièce similaire - IRF443

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
IRF443 SAMSUNG-IRF443 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF443 NJSEMI-IRF443 Datasheet
137Kb / 3P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF443 ISC-IRF443 Datasheet
49Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRF443 ARTSCHIP-IRF443 Datasheet
271Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF4435TRPBF VBSEMI-IRF4435TRPBF Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - IRF443

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
8N50 UTC-8N50_12 Datasheet
182Kb / 6P
   8A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
8N50H UTC-8N50H Datasheet
204Kb / 5P
   8A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MTM4N45 NJSEMI-MTM4N45 Datasheet
122Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 4.5 A, 450 V/500 V
logo
Fairchild Semiconductor
IRF420-423 FAIRCHILD-IRF420-423 Datasheet
157Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 3.0 A, 450 V/500 V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MTP4N45 NJSEMI-MTP4N45 Datasheet
122Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 4.5 A, 450 V/500 V
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOT8N50 AOSMD-AOT8N50 Datasheet
147Kb / 6P
   500V, 8A N-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UF840 UTC-UF840 Datasheet
172Kb / 8P
   8A, 500V, 0.85ohm, N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Shindengen Electric Mfg...
P8F28HP2 SHINDENGEN-P8F28HP2 Datasheet
2Mb / 8P
   Power MOSFETs 280V, 8A, N-channel
P8FE10SBK SHINDENGEN-P8FE10SBK Datasheet
1Mb / 7P
   Power MOSFETs 100V, 8A, N-channel
logo
KIA Semiconductor Techn...
840U KIA-840U Datasheet
242Kb / 7P
   8A 500V N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com