Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM2596T-ADJ Fiches technique(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
|
LM2596T-ADJ Fiches technique(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
3 / 33 page Connection Diagrams and Ordering Information Bent and Staggered Leads, Through Hole Package 5-Lead TO-220 (T) Surface Mount Package 5-Lead TO-263 (S) 01258302 Order Number LM2596T-3.3, LM2596T-5.0, LM2596T-12 or LM2596T-ADJ See NS Package Number T05D 01258303 Order Number LM2596S-3.3, LM2596S-5.0, LM2596S-12 or LM2596S-ADJ See NS Package Number TS5B www.national.com 2 |
Numéro de pièce similaire - LM2596T-ADJ |
|
Description similaire - LM2596T-ADJ |