Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD5121 Fiches technique(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
AD5121 Fiches technique(HTML) 11 Page - Analog Devices |
11 / 32 page Data Sheet AD5121/AD5141 Rev. 0 | Page 11 of 32 C3 t4 t2 t3 t5 t6 C2 C1 C0 D7 D6 D5 D2 D1 D0 SDI *PREVIOUS COMMAND RECEIVED. SCLK SYNC C3* SDO C2* C1* C0* D7* D6* D5* D2* D1* D0* t8 t9 t10 t7 t1 Figure 5. SPI Serial Interface Timing Diagram, CPOL = 1, CPHA = 0 SPI INTERFACE I2C INTERFACE SCL SCLK SYNC SDA LRDAC RESET P t1 t2 t3 Figure 6. Control Pins Timing Diagram |
Numéro de pièce similaire - AD5121 |
|
Description similaire - AD5121 |