Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7469DP-T1-E3 Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7469DP-T1-E3
Description  P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7469DP-T1-E3 Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7469DP-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73438
S09-0271-Rev. C, 16-Feb-09
Vishay Siliconix
Si7469DP
TYPICAL CHARACTERISTICS
25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
1.0
1.2
1
10
40
0.00
0.2
0.4
0.6
0.8
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
23456
789
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 °C
TA = 125 °C
0
20
35
5
10
Time (s)
25
15
30
0.01
0.1
1
10
100
1000
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
1000
0.001
10
0.1
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
0.01
100
1 ms
10 ms
100 ms
DC
1 s
10 s
TA = 25 °C
Single Pulse
100 µs
Limited by
RDS(on)*


Numéro de pièce similaire - SI7469DP-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7469DP VISHAY-SI7469DP Datasheet
107Kb / 7P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Jul-07
SI7469DP VISHAY-SI7469DP_V01 Datasheet
307Kb / 13P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI7469DP-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2337DS-T1-GE3 VISHAY-SI2337DS-T1-GE3 Datasheet
209Kb / 10P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 02-Feb-09
SUM110P08-11L VISHAY-SUM110P08-11L Datasheet
232Kb / 4P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Jul-06
logo
Analog Power
AM4481P ANALOGPOWER-AM4481P Datasheet
179Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3129DV VISHAY-SI3129DV Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2387DS VISHAY-SI2387DS Datasheet
211Kb / 9P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2337DS VISHAY-SI2337DS Datasheet
202Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-Oct-05
logo
Analog Power
AM7483P ANALOGPOWER-AM7483P Datasheet
372Kb / 5P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
AM2381P ANALOGPOWER-AM2381P Datasheet
71Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7469DP VISHAY-SI7469DP Datasheet
107Kb / 7P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Jul-07
SI2337DS VISHAY-SI2337DS_08 Datasheet
110Kb / 7P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 30-Jul-07
SI2337DS VISHAY-SI2337DS_V01 Datasheet
226Kb / 10P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com