Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4472DY-T1-E3 Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4472DY-T1-E3
Description  N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4472DY-T1-E3 Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4472DY-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 74283
S11-0209-Rev. C, 14-Feb-11
Vishay Siliconix
Si4472DY
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
0.01
0.001
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
10
1
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
- 1.5
- 1.0
- 0.5
0.0
0.5
1.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 5 mA
TJ - Temperature ( C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0246
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 5 A
= 125 °C
J
T
TJ = 25 °C
0
120
200
40
80
Time (s)
160
110
0.1
0.01
0.001
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
* VGS
minimum VGS at which RDS(on) is specified
100
0.01
10
0.1
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
1
0.01
0.1
1
10
100
1000
TA = 25 °C
Single Pulse
1 s
10 s
DC
10 ms
100 ms
1 ms
Limited by RDS(on)*


Numéro de pièce similaire - SI4472DY-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4472DY-T1-E3 VBSEMI-SI4472DY-T1-E3 Datasheet
988Kb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI4472DY-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90N15-16B ANALOGPOWER-AM90N15-16B Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR622DP VISHAY-SIR622DP Datasheet
422Kb / 13P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N15-20P ANALOGPOWER-AM90N15-20P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7846DP-T1-GE3 VISHAY-SI7846DP-T1-GE3 Datasheet
148Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 06-Apr-09
SI7898DP VISHAY-SI7898DP_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
logo
Analog Power
AM70N15-40P ANALOGPOWER-AM70N15-40P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM1158N VBSEMI-VBM1158N Datasheet
658Kb / 8P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
15T15GH-HF VBSEMI-15T15GH-HF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com