Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1902DL Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI1902DL
Description  Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1902DL Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1902DL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Document Number: 71080
S11-2043-Rev. J, 17-Oct-11
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1902DL
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
Surge-Drain Diode Forward Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ID - Drain Current (A)
VGS = 2.5 V
VGS = 4.5 V
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
VDS = 10 V
ID = 0.66 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
1
0.1
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
0
20
40
60
80
100
0
4
8
121620
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
025
50
75
100
125
150
VGS = 4.5 V
ID = 0.66 A
TJ - Junction Temperature (°C)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
012345
ID = 0.66 A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)


Numéro de pièce similaire - SI1902DL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
43Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 12-Aug-02
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
104Kb / 6P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-51415-Rev. H, 03-Apr-06
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
240Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1902DL-T1 VISHAY-SI1902DL-T1 Datasheet
104Kb / 6P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-51415-Rev. H, 03-Apr-06
SI1902DL-T1-E3 VISHAY-SI1902DL-T1-E3 Datasheet
104Kb / 6P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-51415-Rev. H, 03-Apr-06
More results

Description similaire - SI1902DL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1912EDH VISHAY-SI1912EDH Datasheet
42Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Mar-01
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
43Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 12-Aug-02
SI5908DC VISHAY-SI5908DC_10 Datasheet
236Kb / 10P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM9936 DINTEK-DTM9936 Datasheet
307Kb / 9P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
DTS2212 DINTEK-DTS2212 Datasheet
306Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI7904BDN VISHAY-SI7904BDN Datasheet
559Kb / 13P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
SI1024X VISHAY-SI1024X_08 Datasheet
113Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5908DC KEXIN-KI5908DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7904DN VISHAY-SI7904DN Datasheet
88Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 07-Jul-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com