Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQAF70N15 Fiches technique(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQAF70N15
Description  N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF70N15 Fiches technique(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF70N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
      

    !" # $%#&##'( # 
)*+,#-./00Ω, 1 
.2*/3**/3µ 0401 
"  !"  **µ 5%(%(  6
7 %   8   # 


  





C+
 C@+ 
+-*+6-.)*µ'
()*


+
∆C+
$∆
C@+ 
 
6-.)*µ', .):

* ()

+$:
6
D=+ 
+-()*++-*+


(
µ'
+-(.*+-()*:


(*
µ'
6
=C1@
+-.)++-*+


(**
'
6
=C1@,!
+-.)++-*+


(**
'
 
+
= + 
+-+6-.)*µ'
. *

& *
+
,
  
, 
+-(*+6-..'

* *.3
* *./

   
+-&*+6-..'

&*


 

6  
+-.)++-*+
-( *E#


&()*
)&**


  

/&*
((**


,!  

(3)
(7)

   

 
+-7)+6-7*'
,-.)Ω


<*
(3*


,

&.*
/)*


 

3&*
<F*


 

.F*
)F*

G
 =
+-(.*+6-7*'
+-(*+


(3)
(7)

G
= 

.)


G
=

<)


     
6
8 


&&
'
6
8;  


(7<
'
+
 + 
+-*+6-&&'


( )
+

,!, !
+-*+6-7*'
6$-(**'$µ

()*


G
,!, !

* <7

µ


Numéro de pièce similaire - FQAF70N15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF70N15 ISC-FQAF70N15 Datasheet
328Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - FQAF70N15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com